Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWF65G Datasheet(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWF65G
Description  SMD package with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWF65G Datasheet(HTML) 19 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUWF65G Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LUW F65G
2008-12-03
19
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von
25 ms und einer Genauigkeit von
± 11% ermittelt.
2)
Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen
bei
der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes
überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten
Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
3)
-
4)
Montage auf PC-Board - Metallkernplatine,
Fläche 950 mm²,
λ = 1,3 W/(m*K).
Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet
(www.osram-os.com)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von
25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
6)
Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von
1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb
einer Verpackungseinheit gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden
Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt
voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be
considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to
technical requirements components may contain dangerous
substances. For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the
Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help
you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we
will take packing material back, if it is sorted. You must bear the
costs of transport. For packing material that is returned to us
unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to
invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be
expressly
authorized
for
such
purpose!
Critical
components
9) page 19 may only be used in life-support devices or
systems
10 ) page 19 with the express written approval of OSRAM OS
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of
± 11%.
2)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of
LED, the typical data or calculated correlations of technical
parameters can only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g.
because of technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
3)
-
4)
Mounted on PC board - metall core PCB,
area of 950 mm²,
λ = 1.3 W/(m*K).
For further Information please find the application note on our
web site (www.osram-os.com)
5)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
6)
Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms
and a tolerance of ±0.1 V.
7)
In the range where the line of the graph is broken, you must
expect higher brightness differences between single LEDs
within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
9)
A critical component is a component used in a life-support
device or system whose failure can reasonably be expected to
cause the failure of that life-support device or system, or to
affect its safety or the effectiveness of that device or system.
10)
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they
fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com