Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWF65G Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWF65G
Description  SMD package with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWF65G Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWF65G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWF65G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2008-12-03
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LUW F65G
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW F65G-KXLY-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KX,
KY, KZ, LX oder LY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW F65G-KXLY-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen 5P bis 7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW F65G-KXLY-5P7R means that only one group KX, KY, KZ, LX or LY will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW F65G-KXLY-5P7R means that only
1 chromaticity coordinate group 5P to 7R will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous
Flux
1) page 19
IF = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 19
Luminous
Intensity
2) page 19
IF = 700 mA
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW F65G-KXLY-5P7R
white
71.0 ... 150.0
86.0 (typ.)
Q65110A7032



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com