Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWW5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWW5AP
Description  dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWW5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWW5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2009-03-31
2
LUW W5AP
•
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW W5AP-MYNY-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
MY, MZ, NX oder NY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW W5AP-MYNY-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5P bis 7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW W5AP-MYNY-5P7R means that only one group MY, MZ, NX or NY will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW W5AP-MYNY-5P7R means that only
1 chromaticity coordinate group -5P to 7R will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 20
Luminous
Flux
1) page 20
IF = 1400 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 20
Luminous
Intensity
2) page 20
IF = 1400 mA
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW W5AP-MYNY-5P7R
white
210 ... 390
80 (typ.)
Q65110A7821
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemper
atur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 20
Luminous
Flux
1) page 20
IF = 1400 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 20
Luminous
Intensity
2) page 20
IF = 1400 mA
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW W5AP-MYNY-4C8E
6500 K
210 ... 390
80 (typ.)
Q65110A7819
LUW W5AP-MYNY-5F8G
5700 K
210 ... 390
80 (typ.)
Q65110A7820



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com