Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH-4246 Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4246
Description  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4246 Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4246 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
2012-03-06
8
SFH 4246
Lötbedingungen
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
(nach J-STD-020D.01)
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(acc. to J-STD-020D.01)
Profileigenschaften
Profile Feature
Bleifreier Aufbau / Pb-Free Assembly (SnAgCu)
Empfehlung / Recommendation
Grenzwerte / Max. Ratings
Aufheizrate zum Vorwärmen*
) /
Ramp-up rate to preheat*
)
25 °C to 150 °C
2 K / s
3 K / s
Zeit t
s von TSmin bis TSmax /
Time t
s from TSmin to TSmax
150 °C to 200 °C
100 s
min. 60 s max. 120 s
Aufheizrate zur Spitzentemperatur*
) /
Ramp-up rate to peak*
)
180 °C to T
P
2 K / s
3 K / s
Liquidustemperatur T
L /
Liquidus temperature T
L
217 °C
Zeit t
L über TL / Time tL above TL
80 s
max. 100 s
Spitzentemperatur T
P / Peak temperature TP
245 °C
max. 250 °C
Verweilzeit t
P innerhalb des spezifizierten
Spitzentemperaturbereichs T
P - 5 K / Time tP within the
specified peak temperature range T
P - 5 K
20 s
min. 10 s max. 30 s
Abkühlrate*
) / Ramp-down rate*)
T
P to 100 °C
3 K / s
4 K / s maximum
Zeitspanne von 25 °C bis zur Spitzentemperatur /
Time from 25 °C to peak temperature
max. 8 min.
Alle Temperaturen beziehen sich auf die Bauteilmitte, jeweils auf der Bauteiloberseite gemessen / All temperatures refer to the center of
the package, measured on the top of the package
* Steigungsberechnung
ΔT/Δt: Δt max. 5 s; erfüllt über den gesamten Temperaturbereich / slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 s; fulfillment
for the whole T-range
0
0
s
OHA04525
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
t
T
˚C
S
t
t
P
t
T
p
240 ˚C
217 ˚C
245 ˚C
25 ˚C
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com