Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH-4246 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4246
Description  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4246 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4246 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4246 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
SFH 4246
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-03-06
1
Wesentliche Merkmale
• Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
• Kurze Schaltzeiten
Anwendungen
• IR-Datenübertragung
• Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und
Videosignalübertragung
• Anwendungen mit hohen
Zuverlässigkeitsansprüchen bzw. erhöhten
Anforderungen
• Alarm- und Sicherungssysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 70 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
SFH 4246
Q65110A8100
≥ 10 (typ. 30)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• High Power Infrared LED
• Short switching times
Applications
• IR Data Transmission
• Analog and digital Hi-Fi audio and video signal
transmission
• Suitable for professional and high-reliability
applications
• Alarm and safety equipment
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH-4246

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4240 OSRAM-SFH-4240 Datasheet
454Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4243 OSRAM-SFH-4243 Datasheet
420Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4244 OSRAM-SFH-4244 Datasheet
411Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4247 OSRAM-SFH-4247 Datasheet
369Kb / 13P
Infrared Emitter
SFH-4248 OSRAM-SFH-4248 Datasheet
447Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4246

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4233 OSRAM-SFH4233 Datasheet
161Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
155Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4231 OSRAM-SFH-4231 Datasheet
268Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com