Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-E65F Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-E65F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E65F Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-E65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
2011-07-19
8
LS E65F, LA E65F, LY E65F
Gruppenbezeichnung auf Etikett
für Standardselektion
Group Name on Label
for Standard Selection
Beispiel: CB-3-4A
Example: CB-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
CB
3
4A
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Gruppenbezeichnung auf Etikett für Stop-Bremslicht-Selektion
Group Name on Label for Stop / Tail light Selection
Beispiel: S2-2A + DW-3-3A
Example: S2-2A + DW-3-3A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
amber @4 mA
amber @50 mA
S2
2A
DW
3
3A
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com