Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH-421 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-421
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-421 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-421 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-421 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 421
SFH 426
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH 421
SFH 426
2002-03-14
1
Wesentliche Merkmale
• GaAIAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gute Linearität (I
e = f [IF]) bei hohen Strömen
• Gleichstrom- (mit Modulation) oder
Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• SFH 421 Gehäusegleich mit SFH 320
SFH 426 Gehäusegleich mit SFH 325
• SFH 426: Nur für IR-Reflow-Lötung geeignet.
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 421
Q62702-P1055
Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke
cathode marking: bevelled edge
TOPLED
®
SFH 426
Q62702-P0331
SIDELED
Features
• Very highly efficient GaAIAs-LED
• Good Linearity (I
e = f [IF]) at high currents
• DC (with modulation) or pulsed operations are
possible
• High reliability
• High pulse handling capability
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• SFH 421 same package as SFH 320
SFH 426 same package as SFH 325
• SFH 426: Suitable only for IR-reflow soldering.
Applications
• Miniature photointerrupters
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - SFH-421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4211 OSRAM-SFH-4211 Datasheet
215Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
More results

Similar Description - SFH-421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH421 SIEMENS-SFH421 Datasheet
53Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
SFH4289 ETC-SFH4289 Datasheet
61Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh짰se mit Linse GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
logo
OSRAM GmbH
SFH486 OSRAM-SFH486 Datasheet
143Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
SFH4289 OSRAM-SFH4289 Datasheet
65Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use mit Linse
SFH-4211 OSRAM-SFH-4211 Datasheet
215Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
SFH-4283 OSRAM-SFH-4283 Datasheet
136Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
SFH-4289 OSRAM-SFH-4289 Datasheet
65Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use mit Linse
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com