Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-E6SF Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-E6SF
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E6SF Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LS-E6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
LS E6SF, LR E6SF, LA E6SF, LO E6SF, LY E6SF
2010-01-15
3
Bestellinformation für Stop-Bremslicht-Selektion
Ordering Information for Stop / Tail light Selection
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous Intensity
2) page 18
Bestellnummer
Ordering Code
I
F = 4 mA
Ι
V (mcd)
I
F = 50 mA
Ι
V (mcd)
LA E6SF-Q2S1-1-2A2B
+BW-24-3A4B
amber
90 … 224
1800 … 2800
Q65110A7987
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und
Gruppierungsstrom geliefert. Z.B.: LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2 oder S1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist. (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt und
Gruppierungsstrom wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B bedeutet,
dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -2A oder -2B
enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel and grouping current (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B means that only one group Q2, R1, R2 or S1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped
on any one reel. E.g. LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable.
(see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel and grouping current. E.g. LA E6SF-Q2S1-1-2A2B+BW-24-3A4B means that only 1 forward voltage
group -2A or -2B will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com