Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-E6SF Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-E6SF
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E6SF Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-E6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LS E6SF, LR E6SF, LA E6SF, LO E6SF, LY E6SF
Power TOPLED
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2010-01-15
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad
Wellenlänge: 633 nm (super-red), 625 nm (rot),
617 nm (amber), 606 nm (orange), 590 nm (gelb)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
optischer Wirkungsgrad: 38 lm/W (super-red),
49 lm/W (red), 69 lm/W (amber, orange),
44 lm/W (yellow)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung, Wellenlänge
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
Ampelanwendung
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung)
Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung und
Bremslichter)
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white P-LCC-4 package, colorless clear
silicone resin
feature of the device: more light due to higher
optical efficiency
wavelength: 633 nm (super-red), 625 nm (red),
617 nm (amber), 606 nm (orange),
590 nm (yellow)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
optical efficiency: 38 lm/W (super-red),
49 lm/W (red), 69 lm/W (amber, orange),
44 lm/W (yellow)
grouping parameter: luminous intensity, forward
voltage, wavelength
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
soldering methods: reflow soldering and
TTW soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
traffic lights
backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting and brake lights)
substitution of micro incandescent lamps
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LS-E6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-E6SF-V2BA-1-1-Z OSRAM-LS-E6SF-V2BA-1-1-Z Datasheet
492Kb / 21P
Power TOPLED
More results

Similar Description - LS-E6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com