Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP-T776 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LP-T776
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LP-T776 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LP-T776 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LP-T776 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LP T776
TOPLED
® RG
Hyper-Bright LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2004-03-29
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für
Hinterleuchtungen; Bauteil wird top down
montiert und strahlt durch das PCB
• Wellenlänge: 560nm (puregreen)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Einkopplung in Lichtleiter
• Laufschriftanzeigen
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting; LED is mounted top
down and emits through the PCB
• wavelength: 560 nm (pure green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 1.5 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to2kVacc. to
JESD22-A114-B
Applications
• indoor and outdoor displays
• optical indicators
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• coupling into light guides
• light writing displays
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LP-T776

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LP-T776 AMSOSRAM-LP-T776 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED® Reverse Gullwing
2019-07-16
logo
OSRAM GmbH
LP-T776-L1M2-25-Z OSRAM-LP-T776-L1M2-25-Z Datasheet
429Kb / 19P
TOPLED RG
More results

Similar Description - LP-T776

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67F OSRAM-LO-A67F Datasheet
521Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
LO-P47F OSRAM-LO-P47F Datasheet
525Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-T770 OSRAM-LO-T770 Datasheet
429Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com