Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-CRDP.PC Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CRDP.PC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CRDP.PC Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
Version 2.0
LCW CRDP.PC
2014-01-10
3
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 27
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur Lichtstrom
1) Seite 27
Bestellnummer
IF = 350 mA
[K]
V [lm]
LCW CRDP.PC-LQLS-5C7E-1
6500
121 ... 150
Q65111A4981
LCW CRDP.PC-LRLT-5F7G-1
5700
130 ... 164
Q65111A3396
LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1
5700
121 ... 150
Q65111A4194
LCW CRDP.PC-LRLT-5H7I-1
5000
130 ... 164
Q65111A2587
LCW CRDP.PC-LQLS-5H7I-1
5000
121 ... 150
Q65111A2261
LCW CRDP.PC-LRLT-5J7K-1
4500
130 ... 164
Q65111A4172
LCW CRDP.PC-LQLS-5J7K-1
4500
121 ... 150
Q65111A2638
LCW CRDP.PC-LRLT-5L7N-1
4000
130 ... 164
Q65111A4168
LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1
4000
121 ... 150
Q65111A2546
LCW CRDP.PC-LPLR-5O8Q-1
3500
112 ... 140
Q65111A4983
LCW CRDP.PC-LPLR-5R8T-1
3000
112 ... 140
Q65111A4982
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 means that only one group LQ, LR, LS
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 8).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,MX will be shippable. In order to ensure availability,
single forward voltage groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LQ, LR, LS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 8). LCW
CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CRDP.PC-LQLS-5F7G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,MX enthalten (siehe Seite 6). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com