Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-W5AP Datasheet(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-W5AP
Description  dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-W5AP Datasheet(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-W5AP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCW-W5AP Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
2010-02-15
20
LCW W5AP
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp sy-
stems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "mo-
derate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht da-
mit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt wer-
den, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können tempo-
rär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Be-
einträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety
occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps
and lamp systems")-
IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endan-
germent to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Revision History: 2010-02-15
Previous Version:
2009-12-08
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
15
Package Outlines updated
2008-07-23
16
Recommended Solder Pad updated
2008-08-08
1, 4
brightness update
2008-08-12
15
OS-IN-2009-001
2009-02-16
1, 15
additional information
2009-12-08
all
OS-PD-2010-003
2010-02-15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com