Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRT-GFTM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRT-GFTM
Description  white PLCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGY-Displays) and diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRT-GFTM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRT-GFTM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
LRT GFTM
MULTILED
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2015-04-27
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse,
Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche
(RGY-Displays) und diffuser Silikon-Verguß
•
Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung
aller Chips
•
Wellenlänge: 625 nm (red), 528 nm (true green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN (true grün)
•
optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W (rot),
45 lm/W (true grün)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
oder 4000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil
Anwendungen
•
Anzeigen (z.B. im Verkehrsbereich;
Laufschriftanzeigen)
•
Getrennte Ansteuerung der Leuchtdiodenchips
zur Darstellung verschiedener Farben inclusive
gelb
•
Mehrfachdisplays bzw RGY-Displays
Features
•
package: white PLCC-6 package, higher contrast
by a black surface (RGY-Displays) and diffused
silicone resin
•
feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip
•
wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: ThinFilm (red),
ThinGaN (true green)
•
optical efficiency: 45 lm/W (red),
45 lm/W (true green)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
•
displays (e.g. displays for traffic; message signs)
•
LED chips can be controlled seperately to display
various colors including yellow
•
3-colour displays, RGY displays


Similar Part No. - LRT-GFTM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ETA-USA
LRT-00X ETA-USA-LRT-00X Datasheet
558Kb / 6P
AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY TRIPLE CHANNEL OUTPUT 30 WATTS UNIVERSAL INPUT
More results

Similar Description - LRT-GFTM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBG6TG OSRAM-LRTBG6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTBGFTG OSRAM-LRTBGFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LATB-T66B OSRAM-LATB-T66B Datasheet
553Kb / 20P
white P-LCC-4 package; higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
LRTB-G6TG OSRAM-LRTB-G6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GFTG OSRAM-LRTB-GFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GFUG OSRAM-LRTB-GFUG Datasheet
626Kb / 28P
black P-LCC-6 package for higher contrast (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GRTG OSRAM-LRTB-GRTG Datasheet
908Kb / 26P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin
LRTB-GVTG OSRAM-LRTB-GVTG Datasheet
1Mb / 27P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin, higher contrast by a black surface
LRTB-R98G OSRAM-LRTB-R98G Datasheet
1Mb / 25P
black SMT package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
LYYY-G6SF OSRAM-LYYY-G6SF Datasheet
437Kb / 17P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com