Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTRB-RASR Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LTRB-RASR
Description  SMD package with silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRB-RASR Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTRB-RASR Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTRB-RASR Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-05-15
2
Version 
LTRB RASR
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LTRB RASR-5B5C-0112 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
5B, 6B, 7B, 8B oder 5C enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LTRB RASR-5B5C-0112 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -01 bis -12 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LTRB RASR-5B5C-0112 means that only one group 5B, 6B, 7B, 8B or 5C will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LTRB RASR-5B5C-0112 means that only
1 chromaticity coordinate group -01 to -12 will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 23
Luminous Intensity
1) page 23
I
V (mcd)
white
LTRB RASR-5B5C-0112
true green (20 mA)
red (20 mA)
blue (20 mA)
1.800...3.150
red
true green
blue
Iv (typ) @20mA
800
1550
330
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LTRB RASR-5B5C-0112
Q65111A6853



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com