Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUW-F65N Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUW-F65N
Description  SMD package with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-F65N Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUW-F65N Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-F65N Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2009-06-17
2
Released
LUW F65N
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW F65N-KYMX-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KY,
KZ, LX, LY, LZ oder MX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW F65N-KYMX-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5P bis -7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW F65N-KYMX-5P7R means that only one group KY, KZ, LX, LY, LZ or MX will be shippable for
any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW F65N-KYMX-5P7R means that only
1 chromaticity coordinate group -5P to -7R will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous Flux
1) page 19
IF = 700 mA
Φ
V (lm)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW F65N-KYMX-5P7R
white
82.0 ... 210.0
Q65110A7828



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com