Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SA1069 Datasheet(PDF) 2 Page - NEC

Part # 2SA1069
Description  2SA1069 2SA1069A
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SA1069 Datasheet(HTML) 2 Page - NEC

  2SA1069 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SA1069 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2SA1069,1069A
データ・シート D14855JJ3V0DS00
2
電気的特性(TA = 25
°°°°C)
2SA1069 / 2SA1069A
項 目
略号
条 件
MIN.
TYP.
MAX.
単位
コレクタ – エミッタ間電圧
VCEO(SUS)
IC = –3.0 A, IB1 = –0.3 A, L = 1 mH
–60/–80
V
コレクタ – エミッタ間電圧
VCEX(SUS)1
IC = –3.0 A, IB1 = –IB2 = – 0.3 A,
VBE(OFF) = 5.0 V, L = 180
µH, Clamped
–60/–80
V
コレクタ – エミッタ間電圧
VCEX(SUS)2
IC = –6.0 A, IB1 = –0.6 A, IB2 = 0.3 A,
VBE(OFF) = 5.0 V, L = 180
µH, Clamped
–60/–80
V
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB = –60 / –80 V, IE = 0 A
–10
µA
コレクタしゃ断電流
ICER
VCE = –60 / –80 V, RBE = 51
Ω,
TA = 125
℃
–1.0
mA
コレクタしゃ断電流
ICEX1
VCE = –60 / –80 V, VBE(OFF) = 1.5V
–10
µA
コレクタしゃ断電流
ICEX2
VCE = –60 / –80 V, VBE(OFF) = 1.5V,
TA = 125
℃
–1.0
mA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB = –5.0 V, IC = 0 A
–10
µA
直流電流増幅率
hFE1
VCE = –5.0 V, IC = –0.3 A
注
40
直流電流増幅率
hFE2
VCE = –5.0 V, IC = –3.0 A
注
40
200
コレクタ飽和電圧
VCE(sat)
IC = –3.0 A, IB = –0.3 A
注
–0.6
V
ベース飽和電圧
VBE(sat)
IC = –3.0 A, IB = –0.3 A
注
–1.5
V
ターンオン時間
ton
IC = –3.0 A, RL = 17
Ω,
0.5
µs
蓄積時間
tstg
IB1 = –IB2 = –0.3 A, VCC
≒ –50 V
2.5
µs
下降時間
tf
測定回路図参照
0.5
µs
注 パルス測定 PW ≦ 350
µs, Duty Cycle ≦ 2 %
hFE
規格区分
捺印
ML
K
hFE2
40
∼80
60
∼120
100
∼200
スイッチング時間(ton,tstg,tf)測定回路
VCC
RL
IB1
IB2
IC
IC
T.U.T.
VIN
PW
PW ≒ 50 s
µ
VBB ≒ 5.0 V
Duty Cycle
≦ 2 %
ベース電流波形
コレクタ電流波形
ton
tstg tf
90 %
IB1
IB2
10 %



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com