Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

5KP28A/-Q Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 5KP28A/-Q
Description  Transient Voltage Suppressor Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

5KP28A/-Q Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  5KP28A/-Q Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 5KP28A/-Q Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor 5KP28A/-Q Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor 5KP28A/-Q Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
5KP6.5 ... 5KP110CA
5KP6.5 ... 5KP110CA
Transient Voltage Suppressor Diodes
Spannungs-Begrenzer-Dioden
PPPM = 5000 W
PM(AV) = 8.0 W
Tjmax = 175°C
VWM = 6.5 ... 110 V
VBR = 7.5 ... 130 V
Version 2018-08-29
Ø 8 x 7.5
(~P600)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Over-voltage protection
ESD protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
Schutz gegen Überspannung
ESD-Schutz
Freilauf-Dioden
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
Uni- and Bidirectional versions
Peak pulse power of 5000 W
(10/1000 µs waveform)
Very fast response time
Package smaller than
industry standard
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Uni- und Bidirektionale Versionen
5000 W Impuls-Verlustleistung
(10/1000 µs Strom-Impuls)
Sehr schnelle Ansprechzeit
Gehäuse kleiner als
Industriestandard
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
500
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1.5 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
For bidirectional types (add suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (ergänze Suffix “C” oder “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
PPPM
5000 W 3)
Steady state power dissipation − Verlustleistung im Dauerbetrieb
TA = 50°C
P
M(AV)
8 W 4)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
60 Hz (8.3 ms)
I
FSM
400 A 5)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
Characteristics
Kennwerte
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 100A
Tj = 25°C
VF
< 3.5 V 5)
Thermal resistance junction to ambient − Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
<16 K/W 4)
Thermal resistance junction to lead − Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschlussdraht
RthL
< 4 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
4
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
5
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø 1.2±0.05
Ø 8
±0.1


Similar Part No. - 5KP28A/-Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Surge Components
5KP28A SURGE-5KP28A Datasheet
199Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts???
logo
Transys Electronics
5KP28A TRSYS-5KP28A Datasheet
252Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
5KP28A WTE-5KP28A Datasheet
58Kb / 5P
5000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Rectron Semiconductor
5KP28A RECTRON-5KP28A Datasheet
970Kb / 4P
GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
5KP28A DCCOM-5KP28A Datasheet
1Mb / 4P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Similar Description - 5KP28A/-Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
BZG04 PHILIPS-BZG04 Datasheet
31Kb / 7P
Transient voltage suppressor diodes
1996 Sep 19
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ YANGJIE-SMAJ_11 Datasheet
199Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ65 DIOTEC-P4SMAJ65_14 Datasheet
128Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Infineon Technologies A...
ESD112-B1-02ELS INFINEON-ESD112-B1-02ELS Datasheet
971Kb / 15P
Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.3, 2013-11-27
ESD5V3S1B-02LS INFINEON-ESD5V3S1B-02LS Datasheet
1Mb / 17P
Transient Voltage Suppressor Diodes
Revision 1.0, 2011-04-08
ESD3V3U4ULC INFINEON-ESD3V3U4ULC_13 Datasheet
1Mb / 18P
Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.6, 2013-02-20
logo
Yangzhou yangjie electr...
SA10 YANGJIE-SA10_17 Datasheet
191Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diodes
SMBJ10 YANGJIE-SMBJ10_17 Datasheet
213Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Dongguan City Niuhang E...
SMF5.0A NIUHANG-SMF5.0A Datasheet
471Kb / 6P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
First Silicon Co., Ltd
P4KE6.8 FS-P4KE6.8 Datasheet
336Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com