Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318Q Datasheet(PDF) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318Q
Description  2.1A Charging 2.4 A Discharge Highly Integrated Mobile Power SOC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318Q Datasheet(HTML) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5318Q Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318Q Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IP5306
V1.3 http://www.injoinic.com/
4 / 10
Copyright © 2016, Injoinic Corp.
6 极限参数
参数
符号
单位
端口输入电压范围
VIN
-0.3 ~ 6
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
热阻(结温到环境)
θ
JA
50
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
7 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.65
5
5.5
V
负载电流
I
0
2.4
A
工作环境温度
TA
0
--
70
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
8 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=1.0uH
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
充电系统
输入电压
VIN
4.65
5
5.5
V
充电目标电压
VTRGT
4.2
V
充电电流
ICHRG
VIN 输入端电流
1.8A
A
充电开关频率
fs
750
KHz
涓流充电电流
ITRKL
VIN=5V,BAT=2.7V
100
mA
涓流截止电压
VTRKL
2.9
V
再充电阈值
VRCH
4.1
V
充电截止时间
TEND
24
Hour
输入欠压保护
VUVLO
上升电压
4.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com