Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT7582S Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT7582S
Description  A linear charging mode of the maximum 1 A linear charging mode of a charged current
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT7582S Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT7582S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HT7582S
4/7
QC 快充电源管理方案
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
Tss
软启动时间
mS
2
OVP
OVP 保护参考阈值
mV
660
680
700
OVP_HYS
OVP 阈值回滞
mV
615
635
654
Td_OVP
OVP 关断输出延时
uS
30
VSD1
升压工作时电量不足关机
VBAT 从高到低
V
2.8
VUVLO_R
升压欠压恢复
BAT 由低到高
V
3.00
Iauto_off
自动关机负载电流
BAT=2.8-4.2V
L=2.2uH
mA
25
50
75
OTP
过温保护
deg
C
150
OTP_HYS
迟滞
deg
C
30
功能及参数
充电管理模块
1.充饱电压设定为标准的 4.22V(典型值)
2.最大充电电流可达 1A,需要小于 1A 的充电电流
时,在 PROG 引脚接电阻 Rch 到地,
Ich=1200/(Rch+1200)(A)
3.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流
=Ich*10%)
4.支持对 0V 电池充电
5.三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电
6.充电电流随温度的升高而降低, 120℃的时候开始
降低,温度达到 150 度时,充电电流可以降为 0
升压模块
1.开关频率 650KHZ,驱动外部 NMOS, 输出电压
和输出电流可调
2.检测负载电流<50mA 后延时 16 秒进入待机模式,
整机待机电流<50uA
3.手机插拔自动识别功能,或者通过按键启动,或者
用 EN 引脚强制启动
4.恒功率输出功能,过流点随电池电压降低而降低。
当输出电流超过过流点时,自动降低输出电压,保持
输出功率不变,直到输出电压下降到与电池电压相等
时判别为过流或短路关机。
5.升压基准电压 0.6V,通过合适的分压电阻可以改
变输出电压,输出电压计算公式 Vout=0.6×
(1+R3/R4),内置 OVP 功能,当输出电压大于
Vovp=0.68×(1+R3/R4)升压会关闭;当连接 QC 快
充 IC 时,要根据需要扩充的输出电压计算下偏电阻,
并且根据最高输出电压选则合适的开关 MOS 管。
6.当锂电池电压小于 3.2V 指示灯 L1 开始闪烁。当升
压未启动时,BAT 小于 3.0V 按键升压无法启动,并
且指示灯 L1 闪 8S;当升压未启动时,BAT 大于 3V
时按键升压可以启动,直到 BAT 小于 2.8V,关闭升
压输出,升压关闭后 L1 还持续闪 8S
7.最大输出电流由电阻 R2 决定,当电池电压在 3.6V
时,输出功率由下式计算: Pout=0.27/R2,在其他
电压时,最大输出误差不超过 15%,但同整机效率
有一定的关系。
通常 5W 的系统输出 R2=0.04 欧,10W 的系统输出
R2=0.02 欧
8.充电的过程中允许升压,指示灯按充电指示状态
充放电指示灯
1.充放电指示灯参见下表
2.放电时如果电池电压降到 2.8V 关机;在电池电压
由低往高达到 3.0V 前,插入负载或者按动开关 L1
会闪烁8秒,但升压不会启动。
3.休眠情况下下,即使没有升压或者升压电路,按一



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com