Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 13 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 13 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Back Button LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 10Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 11Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 12Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 13Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 14Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 15Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 16Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 17Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
13
5.
5.
5.
5. 전기
전기
전기
전기 광학
광학
광학
광학 특성
특성
특성
특성
5.1 VCOM
5.1 VCOM
5.1 VCOM
5.1 VCOM 전압
전압
전압
전압 조정
조정
조정
조정
* DCP : Digitally Controlled Potentiometer
5.1.3. VCOM 조정 : 다음 sequence를 따른다.
VLCD 인가
→ 조정 신호 인가 (SCL /SDA)
5.1.4. 신호 sequence : IC Damage 방지를 위해 하기 LCM 내부 sequence 규격을 만족해야 한다.
VCC 인가
→ + VS 인가 → 조정 신호 인가 (SCL /SDA)
VCOM 조정
조정
조정
조정 Block diagram
VCC +VS
LCM
VCOM
DCP
VCOM
Ground
SCL
SDA
조정
조정
조정
조정 프로그램
프로그램
프로그램
프로그램
조정
조정
조정
조정 ZIG
VLCD
비고 :
5.1.1. 1. 조정 및 검사 시 사용하는 Pattern은 상기 지정 패턴에서 실시하며 Flicker, 수평C/T 등에
의한 품위 저하가 최소화되도록 조정한다.
5.1.2. default값을 중심으로 PVCOM 조정 Level임.
항
항
항
항
목
목
목
목
단
단
단
단 위
위
위
위
최
최
최
최 소
소
소
소
정
정
정
정 격
격
격
격
최
최
최
최 대
대
대
대
비
비
비
비
고
고
고
고
Inversion 방식
-
1-Dot Inversion
5.1.1
조정 Pattern /
Gray Level
G1Dot Full
511Gray, 75Hz
5.2
최적위치
206
206
206
206 Level (step) Fixed
7.15 V (TBD)
5.1.1
Offset
206
206
206
206 Level (step) Fixed
5.1.1
가변 허용 범위
및 전압
Level( step )
전압(V)
206
206
206
206 Level
(step) Fixed
5.1.1, 5.1.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com