Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 2 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 2 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC550EUF Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
2
3.
3.
3.
3.절대
절대
절대
절대 최대
최대
최대
최대 정격
정격
정격
정격
다음의 절대 정격을 초과하면 Module에 치명적인 손상을 줄 수 있음.
Note 1. 온도와 상대 습도 범위는 아래 그림과 같다.
Ta≤40℃: 90%RH Max
Ta≥40℃: 절대습도는 Ta=40℃, 90%RH보다 작을 것,
이때 결로는 없을 것.
[그림
그림
그림
그림2]
항 목
기 호
최 소
최 대
단 위
비 고
전 원 전 압(LCM)
VLCD
-0.3
+14.0
Vdc
at 25
± 2 °C
전 원 전 압(BL)
Vf
0
+91.6
Vdc
LED Forward Voltage
동 작 온 도
TOP
0
+50
°C
보 존 온 도
TST
-20
+65
°C
동 작 습도
HOP
10
90
%RH
보 존 습 도
HST
10
90
%RH
90%
10
20
30
40
50
60
70
80
0
-20
0
10
20
30
40
50
Dry Bulb Temperature [°C]
Wet Bulb
Temperature [°C]
Storage
Operation
10%
40%
60%
60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com