Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3550 Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3550
Description  TrIvIal flow / constant flow / constant 3 charge, charging current can be adjustable
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3550 Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3550 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3550 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3550 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3550 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3550 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3550 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT3550
3/6
单节锂电池充电管理
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
电池反接保护功能
具备锂电池反接保护功能,当锂电池电池正负极反
接于 HT3550 Vbat 输出引脚,HT3550 会停机显示
故障状态,两个 LED 灯全灭,此时反接的锂电池漏
电电流小于 0.5mA。将反接的电池正确接入,
HT3550 恢复正常充电状态。 电池反接情况下,电
源电压加电池电压不能超过 8V。
充电状态指示器(CHRG STDBY)
HT3550 有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG
和 STDBY。当充电器处于充电状态时,CHRG 被拉
到低电平,STDBY 处于高阻态。当电池反接或者短
路时,CHRG 和 STDBY 都处于高阻态,两个灯全灭。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接
到 GND。;
热限制
如果芯片温度试图升至约 130℃的预设值以上,则一
个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可
防止 HT3550 过热,并允许用户提高给定电路板功
率处理能力的上限而没有损坏 HT3550 的风险。在
保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提
下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定
充电电流。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在
VDD 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停
机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如
果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VDD 升至比电池电
压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式。
PCB 设计指引
在设计 HT3560 PCB 时,需要遵循以下指南:
VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND
引脚。
Vbat 的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引
脚。
R2 需要紧靠芯片 Vprog,以减少对 Vfloat 的干
扰。
静电防护措施
CMOS
电路为静电敏感器件,在生产、运输
过程中需采取下面的预防措施,可以有效防止
CMOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏;
1.
操作人员要通过放静电腕带接地;
2.
生产设备外壳必须接地;
3.
装配过程中使用的工具必须接地;
4.
必须采用半导体包装或抗静电材料包装或运
输.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com