Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1721 Datasheet(PDF) 20 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1721
Description  LCD Driver control special circuit
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1721 Datasheet(HTML) 20 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1721 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
LLLLC
C
C
CD
D
D
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1721
TM1721
TM1721
TM1721
20
www.szpth.com
V1.2
时序特性
时序特性
时序特性
时序特性(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = ----20
20
20
20 ~
~
~
~ +70
+70
+70
+70℃
℃
℃
℃,
,
,
,VDD =
VDD =
VDD =
VDD = 5555 V
VV
V)
)
)
)
参数
符号
最小 典型 最大 单位
测试条件
时钟脉冲宽度
PWCLK
400
-
-
ns
-
选通脉冲宽度
PWSTB
1
-
-
μs
-
数据建立时间
tSETUP
100
-
-
ns
数据保持时间
tHOLD
100
-
-
ns
DIO为输入状态
CLK →STB 时间
tCLK-STB
1
-
-
μs
CLK↑→STB↑
等待时间
tWAIT
1
-
-
μs
CLK↑→CLK↓
时序波形图
时序波形图
时序波形图
时序波形图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com