Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1721 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1721
Description  LCD Driver control special circuit
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1721 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1721 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
LLLLC
C
C
CD
D
D
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1721
TM1721
TM1721
TM1721
8
www.szpth.com
V1.2
1
1
0
0
0
0
00H
1
1
0
0
0
1
01H
1
1
0
0
1
0
02H
1
1
0
0
1
1
03H
1
1
0
1
0
0
04H
1
1
0
1
0
1
05H
1
1
0
1
1
0
06H
1
1
0
1
1
1
07H
1
1
1
0
0
0
08H
1
1
1
0
0
1
09H
1
1
1
0
1
0
0AH
1
1
1
0
1
1
0BH
1
1
1
1
0
0
0CH
1
1
1
1
0
1
0DH
1
1
1
1
1
0
0EH
1
1
无关项,
填 0
1
1
1
1
0FH
b3b2b1b0:显示寄存器/背光驱动设置寄存器的地址
该指令用来设置显示寄存器或背光驱动设置寄存器的地址。上电时,地址设为00H。
设置显示寄存器的地址,当地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定
(00H~0FH)。
设置背光驱动设置寄存器的地址,当地址设为08H或更高,b3数据被忽略,有效地址被设定在
(00H~07H)范围内。
地址的选择:根据最近的有效数据设置指令来确定本次地址操作的对象。如果数据设置指令是
写数据到显示寄存器模式,那么本次地址设定的是显示寄存器地址;如果数据设置指令是写数据到
PWM控制寄存器模式,那么本次地址设定的是背光驱动设置寄存器的地址。
4444、
、
、
、显示控制
显示控制
显示控制
显示控制
1
0
0
b4
b3 b2
b1
b0
b4:显示开关设置位;为1显示开,为0显示关
b3:LCD驱动偏压设置位;为1设为1/2偏压;为0设为1/3偏压
b2b1b0:LCD工作电压设置位;
当b2b1b0=111时,工作电压=VCC(VCC为芯片的工作电压)。当VCC=5V,b3=1的时候
(1/2偏压),调节电压的范围约2.24V-5V;b3=0(1/3偏压),调节电压的范围约是2.88-5V。
* 上电后,b4b3b2b1b0设为00111
串行数据传输格式
串行数据传输格式
串行数据传输格式
串行数据传输格式
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
MSB
LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com