Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1722 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1722
Description  LCD Driver control circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1722 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1722 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制专用电路
专用电路
专用电路
专用电路
TM1722
TM1722
TM1722
TM1722
- 2 -
www.szpth.com
V1.1
四
四
四
四、
、
、
、管脚功能定义
管脚功能定义
管脚功能定义
管脚功能定义:
:
:
:
符号
引脚名称
管脚号
说明
DIO
串行
数据线
2
在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开
始;输出为N管开漏输出,需外加上拉电阻
CLK
串行
时钟线
3
在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
STB
片选
4
在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指
令。STB 为低后的第一个字节作为指令。当
处理指令时,当前其它处理被终止。STB 为
高时,CLK、DIO 被忽略
COM0~COM3
共用端
输出
24~21 LCD 共用端(common)驱动口
SEG4~SEG7
SEG12~SEG15
SEG28~SEG31
段输出
17~20
13~16
6~9
LCD 段(segment)驱动口
PWM0/SEG20
PWM2/SEG22
PWM3/SEG23
PWM输出/
段输出
复合端口
10~12
可分别配置成段输出或PWM输出端口,作为
PWM输出的时候,具有16级PWM,可用于
LCD的背光驱动
VCC
电源
1
3V~6V
GND
地
5
0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com