Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1722 Datasheet(PDF) 12 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1722
Description  LCD Driver control circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1722 Datasheet(HTML) 12 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1722 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1722 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制专用电路
专用电路
专用电路
专用电路
TM1722
TM1722
TM1722
TM1722
- 12 -
www.szpth.com
V1.1
十
十
十
十四
四
四
四、
、
、
、电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数(
(
(
(Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25℃
℃
℃
℃, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V)
)
)
)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~+6.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5 ~ VDD + 0.5
V
静态工作电流
ID
10
uA
工作温度
Topt
-40 ~ +80
℃
储存温度
Tstg
-65 ~+150
℃
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = ----20
20
20
20 ~
~
~
~ ++++70
70
70
70℃
℃
℃
℃,
,
,
,Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V)
)
)
)
参数
符号
最小
典型
最大
单
位
测试
条件
工作电源电压
VDD
5
V
-
高电平输入电压
VIH
0.7 VDD
-
VDD
V
-
低电平输入电压
VIL
0
-
0.3 VDD
V
-
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = ----20
20
20
20 ~
~
~
~ ++++70
70
70
70℃
℃
℃
℃,
,
,
,VDD
VDD
VDD
VDD ==== 5555V
VV
V,
,
,
, Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
LCD COM输入电流
IOL1
150
250
-
uA
COM0~COM3
Vo=0.5V
LCD COM输出电流
IOH1
-120
-150
-
uA
COM0~COM3
Vo=4.5V
LCD SEG输入电流
IOL2
120
200
-
uA
COM0~COM3
Vo=0.5V
LCD SEG输出电流
IOH2
-70
-100
-
uA
COM0~COM3
Vo=4.5V
PWM低电平输入电
流
IOL3
30
60
-
mA
PWM0~PWM3
(设定成PWM输出
状态)
Vo=1V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com