Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1801 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1801
Description  Single-way LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1801 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1801 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
单
单
单
单通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1801
TM1801
TM1801
TM1801
www.szpth.com
- 2 -
四
四
四
四、
、
、
、管脚定
管脚定
管脚定
管脚定义
义
义
义:
:
:
:
五
五
五
五、
、
、
、管脚功能定义
管脚功能定义
管脚功能定义
管脚功能定义:
:
:
:
符号
SOT-23
TO-92
管脚名称
说明
OUT
2
2
LED驱动输出
发光LED的控制输出
VDD
1
1
逻辑电源
20V±10%
VSS
3
3
逻辑地
接系统地
六
六
六
六、
、
、
、 电气参数
电气参数
电气参数
电气参数:
:
:
:
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数(
(
(
(Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25℃
℃
℃
℃, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V)
)
)
)
参数
符号
范围(典型值)
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~+24.0
V



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com