Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1801 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1801
Description  Single-way LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1801 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1801 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1801 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
单
单
单
单通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1801
TM1801
TM1801
TM1801
www.szpth.com
- 3 -
输出端口耐压
VOUT
24
V
LED驱动输出电流
IO1
10~40
mA
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +80
℃
储存温度
Tstg
-65 ~+150
℃
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = -
--
-20
20
20
20 ~
~
~
~ +
++
+70
70
70
70℃
℃
℃
℃,
,
,
,Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V)
)
)
)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条
件
逻辑电源电压
VDD
20
V
-
高电平输入电压
VIH
0.7 VDD
-
VDD
V
-
低电平输入电压
VIL
0
-
0.3 VDD
V
-
七
七
七
七、
、
、
、应用说明
应用说明
应用说明
应用说明:
:
:
:



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com