Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1812 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1812
Description  12 - channel LED drive control special circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1812 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1812 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM18
TM18
TM18
TM1812
12
12
12
www.szpth.com
V1.4
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
350
400
450
ns
T1H
输入1码,高电平时间
700
850
1000
ns
T0H’
输出0码,高电平时间
--
320
--
ns
T1H’
输出1码,高电平时间
--
700
--
ns
T
0码或1码的周期时间
--
1.25
--
us
Treset
Reset码,低电平时间
VDD=5.0V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意:
:高速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 1.25us(频率 800KHz)。字节之间的低电平时间不
要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则无法实现数据传送。
时序图
时序图
时序图
时序图
DIN
T0H
T1H
Treset
VIH
VIL
DO
T0H'
T1H'
逻辑 0
逻辑 1
RESET信号
tPLZ
RESET信号
T
T
数据传输和转发
数据传输和转发
数据传输和转发
数据传输和转发
D IN
D O
芯片1
D 1
D IN
D O
芯片2
D 2
D IN
D O
芯片3
D 3
D 4
控制器
O UT PU T
其中D1为控制器发送的数据,D2、D3、D4为级联TM1812转发的数据
第一96位bit
第二96位bit
第三96位bit
RESET
D1
D2
D3
D4
数据刷新周期1
数据刷新周期2
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
第一96位bit
第二96位bit
第三96位bit
第二96位bit
第三96位bit
第二96位bit
第三96位bit
第三96位bit
第三96位bit
芯片级联和数据传输并转发过程:控制器发来数据(D1), 当芯片1接收完第一96bit,芯片1
还没有转发数据(D2),接着控制器继续发来数据,芯片1再接收第二96bit,由于芯片1已经存有了
第一96bit,因此,芯片1通过DO把第二96bit转发出去,芯片2接收芯片1转发来的数据(D2),此时,
芯片2还没有转发数据(D3);控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第三96bit转发到芯片2,由
于芯片2也已经存有一个96bit,所以,芯片2又把第三96bit转发(D3),芯片3接收到第三96bit,此
时如果控制器发送一个大于15us的RESET低电平信号,所有芯片就会复位并把各自接收到的24bit数
据解码后控制RGB端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com