Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1906 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1906
Description  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1906 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1906 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1
TM1
TM1
TM1906
906
906
906
www.szpth.c”’
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
在-40℃~+85℃下,GND=0V 除非另有说明
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
电源电压
4.5
5.5
6.5
V
VDIN
DIN 输入耐压范围
DIN 串接 1k 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VFDIN
FDIN 输入耐压范围
FDIN 串接 1k 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VSET
SET 输入耐压范围
SET 串接 1K 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VDO
DO 输出耐压范围
DO 串接 1K 电阻
-0.5
--
VDD+0.
7
V
VOUT
OUT 输出耐压范围
OUT=OFF
-0.5
--
24.0
V
TMK
内控模式周期
VDD=5V,
OUT 串接 1K 电阻上拉
4.5
5.0
5.5
S
TA
工作温度范围
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-40
+125
℃
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在 VDD=5.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOH
高电平输出电压
IOH=-6’A DO
VDD-0.5
VDD
VDD+0.5
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10’A DO
0.4
V
VIH
高电平输入电压
VDD=5.0V
3.5
VDD
V
VIL
低电平输入电压
VDD=5.0V
0
1.35
V
IOH
DO 高电平输出电流
VDD=5.0V,SDO=5.0V
1
’A
IOL
DO 低电平输出电流
VDD=5.0V,SDO=2.0V
10
’A
IIN
DIN/FDIN 输入电流
DIN 接 VDD
-1
1
uA
IDD
静态电流
OUTR,OUTG,OUTB,DIN,
SET, DO=开路, VDD=4V
4.0
6.0
8.0
’A
IOLC
恒定输出电流范围
OUTR,OUTG, OUTB= 3.0V
10
41
’A
IOLKG
输出漏电流
OUTR,OUTG, OUTB =OFF
0
0.3
uA
ΔIOLC0
恒流误差
通道对通道
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±6
%
ΔIOLC1
恒流误差
芯片对芯片
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±6
%
ΔIOLC2
线性调整
OUTR,OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±0.5
±1
%/V
ΔIOLC3
负载调整
OUTR,OUTG,
OUTB
1/2/3/4=ON
,VOUT“ =1V~3V
±1
±3
%/V
IDDdy“
动态电流损耗
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
3
’A
Rth(j-。)
热阻值
--
79.2
190
℃/W
PD
消耗功率
(T。=25°C)
250
’W
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com