Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1906 Datasheet(PDF) 12 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1906
Description  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1906 Datasheet(HTML) 12 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1906 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1906 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1
TM1
TM1
TM1906
906
906
906
www.szpth.c”’
4444 电源配置
电源配置
电源配置
电源配置
TM1906 可以配置成 6~24V 电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,
电阻计算方法 由于在实际应用中,电源电压会随着负载的增大而降低 所以设置流过 VDD
脚的电流按 10’A 计算,VDD 稳压选 5.5V,所以串接 VDD 的电阻 R= DC-5.5V /10’A DC
为电源电压
配置电阻典型值列表如下
电源电压
电源电压
电源电压
电源电压 DC
DC
DC
DC
建议电源接口与
建议电源接口与
建议电源接口与
建议电源接口与 VDD
VDD
VDD
VDD 间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻值
值
值
值
5V
无需接电阻,内部稳压管不起作用
6V
50
9V
350
12V
650
24V
1.8K
5555 用程序驱动
用程序驱动
用程序驱动
用程序驱动LED
LED
LED
LED方法
方法
方法
方法
5.1 要实现芯片对LED亮度控制,首先确保RGB端口电压,能够使芯片进入恒流工作 具
体参考 恒流曲线
5.2 芯片上电复位,初始化先对恒流值进行设定且测试模式位T为0 允许PWM输出 ,
如设定输出通道RGB的恒流电流为20’A,那么允许流过最大电流就为20’A 应根据LED设定
恒流值
5.3 对PWM寄存器进行写入,设定PWM输出,如设定输出通道RGB的PWM辉度级别为
100,那么流过LED的电流为100÷256×20’A=7.8’A
5.4 不停改变PWM的值,就能随心所欲调节LED亮度了 设定PWM值为0,输出全高,LED
灭 设定PWM值为FFH 注意24BIT高8位不能全为1 ,输出最大低电平占空比波形,LED最亮
5.5 如果设定恒流值且测试模式位T为1,则进入测试模式
注意事项
注意事项
注意事项
注意事项 为避免芯片断电后又上电而控制器没有断电,造成初始化设定的恒流寄存器值丢失,
恒流电流改变,建议在刷新PWM寄存器的过程中定时刷新恒流寄存器或者刷新一次恒流寄存器
再刷新一次PWM寄存器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com