Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP1001
Description  Interface control chip supporting QC2.0 fast charging protocol
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TP1001
支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP1001 是一款支持 QC2.0 快速充电协议的低成本接口
控制芯片。TP1001 集成了所有必要的功能,可以将
QC2.0 功能添加到 AC/DC 适配器、充电器和移动电源等
其他开关电源设备中,以实现对支持 QC2.0 协议的受电
设备的快速充电功能。
TP1001 支持 QC2.0 协议的整个输出电压范围,包括 A
类规范的输出电压范围(5V,9V,12V)和 B 类规范的输出电
压范围(5V,9V,12V,20V)。TP1001 可以自动检测出受电
设备为支持 QC2.0 协议或者为支持 USB 电池充电规范
1.2 版本,并且相应的启用输出电压调节功能。
电源稳压器
如典型应用电路图所示,开关电源的输出电压 V
OUT 通过
芯片外部的供电电阻 R
VDD 对芯片进行供电。当供电电流
大于芯片内部所需要的工作电流时,芯片内部的电源稳
压器会将 VDD 电压钳位在 VDD 钳位电压阈值,典型值
为 6.1V。这有助于 5V~20V 的宽开关电源输出电压通过
RVDD 和 CVDD 来对 TP1001 进行外部供电。RVDD 和 CVDD
的建议取值为 R
VDD= 3.3 kΩ 和 CVDD= 1uF。
VDD 启动/欠压锁定
芯片启动时,当 VDD 电压上升到启动电压阈值时,芯片
内部的逻辑电路开始正常工作。当 VDD 电压下降到欠压
锁定阈值时, 芯片内部的逻辑电路停止工作并复位。一旦
VDD 电压下降到芯片的欠压锁定阈值以下时,必须重新
上升到芯片的启动电压阈值后, 芯片才能重新开始工作。
芯片基准电流
基准电压输出引脚 R 连接到芯片内部的带隙基准电压,
通过连接电阻到地可以设置芯片的基准电流并为内部定
时电路提供精准的定时时间。R
R 建议取值为 RR= 91 kΩ。
QC2.0 协议接口
TP1001 启动时,当 VDD 电压达到芯片启动电压阈值后
的 20ms 或更短时间内,开关 N5 导通(见内部框图)。此
时开关 N4 以及输出控制开关 N1~N3 保持关断。这时电
源设定为默认的 5 V 输出电压值。当 D+和 D-短路后,就
可以开始 USB 电池充电规范 1.2 版本中所述的专用充电
接口(DCP)与受电设备(PD)之间的正常握手。开关 N5 导
通后,TP1001 开始监测 D+的电压值。如果该值连续高



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com