Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP1001
Description  Interface control chip supporting QC2.0 fast charging protocol
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TP1001
支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
V1,V2,V3,D-,D+,R,VDD 到 GND 电压
-0.3~+7
V
VDD 引脚电流
25
mA
V1,V2,V3 引脚电流
0.5
mA
D+,D-引脚电流
1
mA
储存环境温度
-50~+150
℃
工作结温范围
-40~+150
℃
工作环境温度
-40~+105
℃
ESD 水平(HBM)
2000
V
ESD 水平(MM)
200
V
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
芯片工作电压
VDD
开关电源输出电压为 5~20V
4.3~6.1
V
工作环境温度
TOP
正常工作
-20~+85
℃
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。在短时间内施加器件允许的绝对最大额定值不会引起产品永久性的损坏,但
长时间用在器件允许的最大额定值时,会对产品的可靠性造成影响。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保
证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。
对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
(无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源启动
VST
VDD 启动电压
VVDD 上升
3.75
V
VUV
VDD 欠压锁定
VVDD 下降
3.65
V
VCLP
VDD 钳位电压
IVDD=3mA
6.1
V
IOP
VDD 工作电流
N1=N2=N3=OFF
125
μA
VREF
带隙基准电压输出引脚电压
1.21
V
HVDCP 功能
VDAT_REF
数据检测电压阈值
325
mV
VSEL_REF
输出电压选择阈值
2
V
VINHT
12V/20V 输出抑制阈值
VDD-0.6
V
TDAT_SHT
数据线路短路延时
Vout>0.8V
10
ms
TGLITCH_D+
D+高波动滤波时间
RR=91kΩ
1250
ms
TGLITCH_D-
D-低波动滤波时间
RR=91kΩ
1
ms
TGLITCH_V
输出电压波动滤波时间
RR=91kΩ
40
ms
R PDR_D-
D-下拉电阻
17
k
Ω
RDS_N1
开关 N1 导通电阻
IN1=200uA
300
Ω
RDS_N2
开关 N2 导通电阻
IN2=200uA
300
Ω
RDS_N3
开关 N3 导通电阻
IN3=200uA
300
Ω
RDS_N4
开关 N4 导通电阻
IN4=200uA
300
Ω
RDS_N5
开关 N5 导通电阻
IN5=200uA, VD+<3.6V
10
Ω
CDCP_PWR
数据线路电容
1
nF



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com