Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LKVIPER22A Datasheet(PDF) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LKVIPER22A
Description  AC / DC PWM power switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LKVIPER22A Datasheet(HTML) 1 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LKVIPER22A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER22A Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
AC/DC PWM 功率开关
- 1 -
特点
85Vac~265Vac 宽电压输入
待机功耗小于 120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
60KHz 固定开关频率
9V~39V 宽 VDD 工作电压范围
电流模式 PWM 控制方式
内置过温、过流、过压、欠压
等保护功能
兼容 VIPer22 管脚(不
需要修改电路走线及变压器)
封装形式:DIP8
应用领域
小功率充电器
小功率适配器
待机电源
DVD、DVB 以及其他便携式设备
电源
概述
是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压
启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方
案。
芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提
供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
管脚图
DIP8
输出功率表
输入电压
85Vac~265Vac
180Vac~265Vac
输出功率
12W
20W
注:输出功率 10W 以上,建议根据实际方案增加散热措施:
增加独立散热片;
其他散热措施。
典型示意电路图
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
v1.6
LK VIPer22A
LK VIPer22A
LK VIPer22A
LK VIPer22A
LK VIPer22A
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn


Similar Part No. - LKVIPER22A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linkage Goston Electron...
LKVIPER12A LINKAGE-LKVIPER12A Datasheet
5Mb / 10P
AC / DC PWM power switch
More results

Similar Description - LKVIPER22A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linkage Goston Electron...
LKVIPER12A LINKAGE-LKVIPER12A Datasheet
5Mb / 10P
AC / DC PWM power switch
LNK5512 LINKAGE-LNK5512 Datasheet
6Mb / 9P
AC / DC PWM power switch
SM7012 LINKAGE-SM7012 Datasheet
5Mb / 9P
AC / DC PWM power switch
SM7022C LINKAGE-SM7022C Datasheet
5Mb / 8P
AC / DC PWM power switch
SM7028 LINKAGE-SM7028 Datasheet
1Mb / 8P
AC / DC PWM power switch
SM7055 LINKAGE-SM7055 Datasheet
3Mb / 7P
AC / DC PWM power switch
SM7055-12 LINKAGE-SM7055-12 Datasheet
5Mb / 9P
AC / DC PWM power switch
SM7075P LINKAGE-SM7075P Datasheet
2Mb / 8P
AC / DC PWM power switch
SM7095-12 LINKAGE-SM7095-12 Datasheet
1Mb / 8P
AC / DC PWM power switch
SM8012 LINKAGE-SM8012 Datasheet
4Mb / 7P
AC / DC PWM power switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com