Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FDF1-RC Datasheet(PDF) 1 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # FDF1-RC
Description  SYST횊ME ? OSMOSE INVERSE EN CINQ 횋TAPES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

FDF1-RC Datasheet(HTML) 1 Page - Pentair plc. All rights reserved.

  FDF1-RC Datasheet HTML 1Page - Pentair plc. All rights reserved. FDF1-RC Datasheet HTML 2Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PENTAIR FRESHPOINT§
SYSTÈME À OSMOSE INVERSE EN CINQ ÉTAPES
Plage de température :
40 à 100 °F (4,4 à 37,8 °C)
Plage de pression :
2,75 à 6,89 bars (40 à 100 psi)
Taux de production du système :
21,08 gal/j (79,77 L/j)
Taux de récupération :
41,05 %
Efficacité :
23,57 %
Rejet de MDT :
96,3 %
Dimensions :
17,82 po l x 5,46 po P x 12,54 po H
(453 mm x 139 mm x 319 mm)
Poids :
Modèle : GRO-575B/GRO-575M
(système uniquement)
10,7 lb (4,8 kg)
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
Technologie de membrane haute
efficacité GRO 75 gal/j
Installation aisée de la cartouche par
enclenchement
Modèle exclusif de cartouche conçu
expressément pour les professionnels
du traitement de l'eau
Raccord rapide de 3/8 po pour une
installation simplifiée et un débit élevé
La vanne de coupure d'eau s'adapte à
différents types de tuyaux
Cartouches chromocodées permettant
de maintenir l'ordre des filtres
Cartouche qui réduit les
concentrations de plomb, de produits
chimiques et de COV
Tuyau de 3/8 po reliant l'appareil au
réservoir de stockage et au robinet
Clapet antiretour intégré offrant
une protection multipoint contre les
refoulements
Utilise la double technologie de la
série DFX Diamond Flow en combinant
dans une seule cartouche un filtre à
sédiments et un filtre au charbon
Robinet avec coupure antiretour
Un contrôleur MDT intégré mesure
les rejets de l'élément GRO dans le
modèle GRO-575M
Comporte des filtres au charbon pour
COV haut rendement
GRO-575B/GRO-575M
SYSTÈME À OSMOSE INVERSE EN CINQ ÉTAPES
Système GRO-575M contrôlé
GRO-575B System


Similar Part No. - FDF1-RC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pentair plc. All rights...
FDF1-RC PENTAIR-FDF1-RC Datasheet
339Kb / 2P
SYST횊ME ? OSMOSE INVERSE EN QUATRE 횋TAPES
More results

Similar Description - FDF1-RC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2604 IDT-IDT82V2604 Datasheet
1Mb / 97P
INVERSE MULTIPLEXING FOR ATM IDT82V2604
IDT82V2616 IDT-IDT82V2616 Datasheet
511Kb / 99P
INVERSE MULTIPLEXING FOR ATM
logo
3M Electronics
7064 3M-7064 Datasheet
28Kb / 2P
Inverse DIN 41612 Header
19-Feb-1999
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2608 IDT-IDT82V2608 Datasheet
1Mb / 98P
INVERSE MULTIPLEXING FOR ATM
logo
TE Connectivity Ltd
SSRD TEC-SSRD Datasheet
216Kb / 2P
Inverse parallel SCR outputs
logo
Pentair plc. All rights...
GRO-475B PENTAIR-GRO-475B Datasheet
339Kb / 2P
SYST횊ME ? OSMOSE INVERSE EN QUATRE 횋TAPES
logo
HARTING Technology Grou...
19-40-006-1117 HARTING-19-40-006-1117 Datasheet
728Kb / 2P
Han 6HPR-PFT housing-M32 inverse
19-40-024-1118 HARTING-19-40-024-1118 Datasheet
738Kb / 2P
Han 24HPR-PFT housing-M40 inverse
logo
Renesas Technology Corp
IDT82V2604 RENESAS-IDT82V2604 Datasheet
1Mb / 98P
INVERSE MULTIPLEXING FOR ATM
December 4, 2006
IDT82V2608 RENESAS-IDT82V2608 Datasheet
1Mb / 99P
INVERSE MULTIPLEXING FOR ATM
December 4, 2006
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com