Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCRX2FS Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SCRX2FS
Description  SCTX2B/RX2FS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SCRX2FS Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SCRX2FS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SCRX2FS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SCRX2FS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SCRX2FS Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SCRX2FS Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SCRX2FS Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
TEL:0755-28156709 28189719 FAX:0755-28189719
E-MAIL:sz-long@21cn.com
www.jdcpu.com
SCTX2B/RX2FS
5 功能遥控 IC
第
1 页 共 6 页
一、 特征:
工作电压范围:2.4V
~5.0V
静态电流低
需用少许外接元件
接收 IC 为 SOP 封装
可应用于迷你型小汽车、摩托车、滑板车、陀螺、战车等遥控控制
二、 功能叙述:
SCTX2B/RX2FS 是一对 CMOS 集成芯片,专设计用于遥控车应用方面.SCTX2B/RX2FS 有
5 个控制键用于控制遥控车的动作(如前进、后退、右转、左转和旋转功能)。
三、 使用事项
DC 供电电压
—————————————
2.4V~5.0V
输入/输出电压 —————————————
GND
–0.3V~ +0.3V
工作温度
—————————————
-10℃
~125℃
贮藏温度
—————————————
-25℃
~125℃
四、 附注
使用时,不要超出“使用事项”中所列数值范围,否则芯片可能会损坏。如在“使用
事项”所列的极限值下工作,也不应超出一定时间限度,否则即使不引起损坏也会影响产
品使用寿命。
五、 电气参数
SCTX2B(VDD=4.5V,Fosc=128KHz,TA=25℃,unless otherwise specified.)
参数
符号
最小值
典型
最大值
工作电压
VDD
2.4V
4V
5V
工作电流
Idd
0.5 mA
-
1mA
静态电流
Istb
-
-
3uA
DC O/P 驱动电流
Idrive
2.5mA
-
-
AC O/P 驱动电流
Idrive
2.5mA
-
-
AC O/P 频率
Faudio
500Hz
-
1KHz
SCRX2FS(VDD=4.5V,Fosc=128KHz,TA=25℃,unless otherwise specified.)
参数
符号
最小值
典型
最大值
工作电压
VDD
2.4V
4V
5V
工作电流
Idd
1 mA
-
1.5mA
DC O/P 驱动电流
Idrive
2.5mA
-
-
AC O/P 衰减电流
Isink
2.5mA
-
-
频率变化值
Itolerance
-15%
-
15%


Similar Part No. - SCRX2FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SCRX8 FUMAN-SCRX8 Datasheet
131Kb / 5P
Same frequency three-car remote control receiving/transmitting IC
SCRX8 FUMAN-SCRX8 Datasheet
117Kb / 5P
Infrared frequency three-car remote control receiving/transmitting IC
SCRX8A FUMAN-SCRX8A Datasheet
301Kb / 6P
Same frequency three-car remote control receiving/transmitting IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com