Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VIPER25A Datasheet(PDF) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # VIPER25A
Description  MOS Circuit VIPER 25 A High Accuracy Original Feedback
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

VIPER25A Datasheet(HTML) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  VIPER25A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
-4-
3、电特性
3. 1、极限参数
除非另有规定,
Tamb= 25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
-0.3~21
V
功率管漏端
VOUT
-0.3~600
V
低压模拟端口(
CS,ZCD)
-0.3~7
V
功耗
PDMAX
0.45
W
热阻
θJA
145
℃
/W
工作结温
TJ
-45~150
℃
储存温度
TSTG
-65~150
℃
ESD(HBM)
4
kV
3. 2、电特性
除非另有规定,
Tamb= 25℃,VCC=12V
符号
参数说明
条件
最小 典型 最大 单位
电源电压
VOP
VCC 输入电压
6.5
16
V
VON
VCC 启动电压
VCC 上升
13
13.9
15
V
VOFF
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
6.4
V
VOVP
VCC 过压保护阈值
16.1
V
VCLAMP
VCC 箝位电压
19.1
V
工作电流
IST
VCC 启动电流
VCC=12V
23
45
μA
ISUPPLY
VCC 典型工作电流
开关频率
40kHz
0.7
1.5
mA
电感电流采样
VCS_TH
电流采样检测阈值
470
480
490
mV
TLEB
电流采样前沿消隐
时间
500
ns
TDELAY
关断延迟
190
ns
ZCD 反馈
VZCD
ZCD 反馈电压阈值
1
V
VZCD_CLAMP
ZCD 箝位电压
IZCD=2μA
1.6
V
TOFF_MIN
最小关断时间
4.1
μs
驱动级
RDS_ON
功率管导通阻抗
VGS=10V IDS=1A
Ω
VBRD
功率管击穿电压
VGS=0V,IDS=250μA
600
-
-
V
ID_SS
功率管漏电流
VGS=0V,VDS=600V
-
-
1
μA
过温保护
TOTP
过温关断温度
160
℃
TOTP_HYS
过温关断延迟
30
℃
-
3
3.3
v1.6
MOS电路VIPer25A高精度原边反馈LED恒流驱动电路
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
,
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com