Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VIPER25A Datasheet(PDF) 2 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # VIPER25A
Description  MOS Circuit VIPER 25 A High Accuracy Original Feedback
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

VIPER25A Datasheet(HTML) 2 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  VIPER25A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD VIPER25A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2. 2、功能描述
是
LED 恒流驱动芯片,集成 600V 高压功率管,采用原边反馈控制
技术,无需光耦等次级反馈环路,具有高精度的
LED 恒流输出,极大的节约了成本。
2.2.1、启动和 VCC 欠压保护
系统上电后,交流电经过全桥整流后的线电压通过启动电阻给
VCC 引脚上的电容充
电。当
VCC 上升到大于 UVLO 开启电压后,系统开始进入正常工作状态。
当
VCC 下降到低于 UVLO 关断电压后系统停止工作,并进入下一个启动周期。
2.2.2、恒流控制
采用特有的电流控制方式,通过原边精确控制
LED 输出电流。LED
输出电流通过以下公式计算:
CS
REF
R
V
N
Io
×
×
=
4
其中:
N 为原边绕组和次级绕组匝数比
VREF 为 CS 采样阈值电压(典型值为 0.48V)
RCS 为原边电感电流采样电阻
2.2.3、系统频率
工作于断续模式,推荐的系统工作频率为
40kHz~48kHz,系统工作
频率计算公式为:
2
2
*
*
*
8
S
P
P
LED
LED
N
N
L
I
V
f
=
2.2.4、前沿消隐
由于存在寄生电容,
MOSFET 在导通瞬间,会产生一个脉冲电流。
内部集成有前沿消隐功能,当
MOSFET 导通的瞬间,设计有 500ns 的前沿消隐时间,在这
段时间内,电流比较器停止工作,避免脉冲电流让电流比较器发生误翻转。
VCS
t
TLEB
2.2.5、LED 开路保护
当
LED 发生开路,Vcc 电压大于 14.5V,内部逻辑将对 Vcc 电容进行放电,Vcc 电压
会在
14.5V 左右波动,输出电压会跟随 Vcc 电压变化,实现 LED 开路保护功能。此时输出
电压由以下公式得到:
VDo
N
VDa
Vcc
Vout
-
*
)
(
+
=
VIPer25A
VIPer25A
VIPer25A
VIPer25A
-2-
v1.6
MOS电路VIPer25A高精度原边反馈LED恒流驱动电路
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com