Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4913 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4913
Description  NonpolarIzed high sensitive power dissipation Hall
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4913 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP4913 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
2
四、功能框图:
五、性能参数
1.极限标称值:
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VS
- 0.3
6.5
V
供应电流
IS
- 1
2.5
mA
输出电压
VQ
- 0.3
6.5
V
输出电流
IQ
- 1
2
mA
结点温度
Tj
-40
150
℃
储存温度
TS
-40
150
℃
磁场强度
B
---
无限制
mT
热电阻
Rth JA
---
35
K/W
2.ESD 保护:
参数
符号
最小值
最大值
单位
注释
ESD 电压
VESD
---
±4
kV
R=1.5KΩ,
C=100PF,
T=25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com