Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4913 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4913
Description  NonpolarIzed high sensitive power dissipation Hall
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4913 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP4913 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
3
3.推荐工作范围:
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VS
2.2
2.7
5.5
V
输出电压
VQ
- 0.3
2.7
5.5
V
外界温度
TA
-40
25
85
℃
4.AC/DC 特性 TA=25℃ VS=2.7V
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
注释
平均供应电流
ISAVG
1
2.2
10
uA
操作时间内平均电流
ISOPAVG
0.5
2
2.5
mA
操作时间内峰值电流
ISOPT
-
-
4.0
mA
关状态时供应电流
ISSTB
1
1.5
10
uA
输出饱和电压
VQSAT
-
0.15
0.4
V
IQ=0.1mA
输出漏电流
IQLEAK
-
0.01
1
uA
输出上升延时时间
tr
-
0.5
1
us
RL=27 KΩ
CL=10PF
输出下降延时时间
tf
-
0.1
1
us
RL=27 KΩ
CL=10PF
工作时间
top
15
110
150
us
关状态工作时间
tstb
60
140
240
ms
占空比
top / tstb
-
0.063
-
﹪
芯片启动时间
tstu
-
6
12
us
5.磁场特性:
TA=25℃ VS=2.7V
参数
最小值
典型值
最大值
单位
BOPS
2
3.5
5
mT
BOPN
-5
-3.5
-2
mT
BRPS
1.2
2.7
4.2
mT
BRPN
-4.2
-2.6
-1.2
mT
BHYS
0.2
0.8
1.6
mT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com