Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4913 Datasheet(PDF) 1 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4913
Description  NonpolarIzed high sensitive power dissipation Hall
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4913 Datasheet(HTML) 1 Page - Billiton Ltd.

  TP4913 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4913 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
1
CMOS
CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关
无极性高灵敏度微功耗霍尔开关
—
—TP
TP4913
4913
一、概述:
TP4913 是一款基于混合信号CMOS 技术的无极性霍尔开关,这款IC采用了先进的斩
波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。
在电路设计上,
TP4913提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理
电路提供时钟源,同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性
地进入“休眠”模式;同样通过这个机制,芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场
强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“操作点”阈值或者低
于“释放点”阈值,则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周
期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在使用电池供电的应用中,这种设计对于延长
电池工作寿命提供了最好支持。
TP4913的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强度的南极或北极磁场时被锁定在
开状态,而在无磁场时锁定在关状态。
二、特性:
·工作电压范围宽
2.2~6V
·极低功耗,电流典型值
2.2uA
·磁开关点的高灵敏度高稳定性
·抗机械应力强,抗干扰能力强
·数字输出信号
·无磁极性的开关,只与磁场强度有关
三、管脚及描述:
定单命名规则:
典型应用电路:
1、上拉电阻 R 范围:
20KΩ~1MΩ,典型值 1MΩ 2、输入电压 Vin 范围:2.2V~5.5V,典型值 2.7V
引脚号
符号
引脚描述
1
VS
电源电压
2
Q
输出
(开漏)
3
GND
地线


Similar Part No. - TP4913

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GREATECS
TP4 GREATECS-TP4 Datasheet
149Kb / 1P
Standard 12 x 12 mm Tactile Switches
logo
List of Unclassifed Man...
TP4 ETC2-TP4 Datasheet
219Kb / 2P
Industrial Test Leads, Probes & Clips
TP4 ETC2-TP4 Datasheet
219Kb / 2P
Industrial Test Leads, Probes & Clips
logo
TiMOTION Technology Co....
TP4 TIMOTION-TP4 Datasheet
241Kb / 4P
Operational temperature range 5°C~45°C
20220207-I
logo
List of Unclassifed Man...
TP40 ETC2-TP40 Datasheet
245Kb / 2P
78 and 88V Automotive Meters
More results

Similar Description - TP4913

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
FOSLINK SEMICONDUCTOR C...
FSH4913 FOSLINK-FSH4913 Datasheet
246Kb / 10P
MICRO POWER, ULTRA-SENSITIVE HALL SWITCH
FSH4917 FOSLINK-FSH4917 Datasheet
217Kb / 9P
MICRO POWER, ULTRA-SENSITIVE HALL SWITCH
logo
Diodes Incorporated
AH1885 DIODES-AH1885_10 Datasheet
158Kb / 7P
MICROPOWER, ULTRA-SENSITIVE HALL EFFECT
DS31235 Rev. 4 - 2
logo
Inchange Semiconductor ...
2SB682 ISC-2SB682 Datasheet
112Kb / 2P
High Power Dissipation
2SB683 ISC-2SB683 Datasheet
111Kb / 2P
High Power Dissipation
2SB690 ISC-2SB690 Datasheet
110Kb / 2P
High Power Dissipation
2SD1171 ISC-2SD1171 Datasheet
103Kb / 2P
High Power Dissipation
2SD1172 ISC-2SD1172 Datasheet
102Kb / 2P
High Power Dissipation
2SD1173 ISC-2SD1173 Datasheet
103Kb / 2P
High Power Dissipation
2SD1314 ISC-2SD1314 Datasheet
127Kb / 2P
High Power Dissipation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com