Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
9
9
9
9
用一个具有 1.8ms 滤波时间(
RECHARGE
t
)的
比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监
控。当电池电压降至电池容量的 90%以下
时,充电循环重新开始。这确保了电池被维
持在(或接近)一个满充电状态。在再充电
循环过程中, CHRG 引脚输出重新进入一
个强下拉状态。
图 9 一个典型锂离子电池充电循环状态图
白光 LED 驱动
可以将 TP5000 设计工作在 4.2V 锂电池
充电模式,利用 2 串锂电池输入(8.4v)或 4
串干电池作输入(6v),输出直接驱动 WLED,
由于白光 LED 导通工作电压 3.6V 左右,此
时处于恒流阶段。TP5000 可以为单颗白光
LED 或者多颗并联的白光 LED 提供高效、稳
定驱动电流,并有输出 4.2V 限压保护。驱
动 电 流 的 调 整 根 据 Rs 设 置 , 可 以 驱 动
0.5W-7W 白光 LED。
输入、输出、VS 端电容
可以使用多种类型电容器,但需要高品
质的功率电容。用多层陶瓷电容器时尤其必
须谨慎,有些类型的陶瓷电容器具有高 EMI
值的特点,因此,在某些条件下(比如将充
电器输入与一个工作中的电源相连)有可能
产生高的电压瞬态信号损坏芯片,建议采用
10uF 钽电容或 X5R 或 X7R 级别陶瓷电容,如
果要使用电解电容,则需另加一个 0.1uF 的
陶瓷电容进行旁路,并且链接位置务必靠近
芯片引脚。
热考虑
虽然 QFN16 封装的外形尺寸很小,但
其散热特性很好,然而需要 PCB 版的设计
配合,最好采用一个热设计精良的 PCB 板
布局以最大幅度地增加可使用的充电电流。
用于耗散 IC 所产生的热量的散热通路从芯
片至引线框架,并通过芯片底部散热片到达
PCB 板铜面。引脚相连的铜箔面积应尽可能
地宽阔,并向外延伸至较大的铜面积,以便
将热量散播到周围环境中。建议至内部或背
部铜电路层的多加通孔,改善充电器的总体
热性能。当进行 PCB 板布局设计时,电路
板上与充电器无关的其他热源也是必须予
以考虑的,因为它们将对总体温升和最大充
电电流有所影响。
电感选择
为了保证系统稳定性,在预充电和恒流
充电阶段,系统需要保证工作在连续模式
(CCM)。根据电感电流公式:
BAT
IN
BAT
IN
V
V
V
V
FS
L
I
×
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
−
×
=
∆
1
其中 I
∆ 为电感纹波、FS 为开关频率,为了
保证在预充电和恒流充电均处于 CCM 模式,
I
∆ 取预充电电流值,即为恒流充电的 1/5,
根据输入电压要求可以计算出电感值。
电感取值 2.2uH-10uH,推荐使用推荐
4.7uH。
电感额定电流选用大于充电电流,内阻
较小的功率电感。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com