Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
5
5
5
5
典型性能指标(CS
CS
CS
CS 设置为 4.2V
4.2V
4.2V
4.2V 锂电池充电模式)
截止电压与环境温度关系
截止电压与电源电压关系
充电电流与电池电压关系
引脚功能
VIN
VIN
VIN
VIN(引脚 1
1
1
1、2
2
2
2、16
16
16
16)
:输入电压正输入端。
此管脚的电压为内部电路的工作电源,VIN
的变化范围在 4.5V至 9V之间,并通过一个
10μF的钽电容进行旁路。当VIN和V
R
BAT
R
压
差低于 30mv时,TP5000 进入停机模式,从
而使I
R
BAT
R
降至 4μA。
LX
LX
LX
LX(引脚 3
3
3
3、4
4
4
4、5
5
5
5)
:内置 PMOSFET 功率管
漏极连接点。LX 为 TP5000 的电流输出端与
外部电感相连作为电池充电电流的输入端。
GND
GND
GND
GND(引脚 6
6
6
6、7
7
7
7)
:电源地。
VS
VS
VS
VS(引脚 8
8
8
8)
:输出电流检测的正极输入端。
BAT
BAT
BAT
BAT(引脚 9
9
9
9)
:电池电压检测端。将电池
的正端连接到此管脚。
VREG
VREG
VREG
VREG(引脚 10
10
10
10)
:内部电源。VREG 是一个
内部电源,它外接一个 0.1uF 旁路电容到地。
TS
TS
TS
TS(引脚 11
11
11
11)
:电池温度检测输入端。将
TS 管脚接到电池的 NTC(负温度系数热敏
电阻)传感器的输出端。如果 TS 管脚的电
压小于输入电压的 45%或者大于输入电压
的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充
电被暂停。如果 TS 直接接 GND,电池温度
检测功能取消,其他充电功能正常。
RTRICK
RTRICK
RTRICK
RTRICK(引脚 12
12
12
12)
:涓流预充电流设置端。
将 RTRICK 引脚接地则预充电电流为 10%
设置恒流,通过外接电阻可以设置预充电电
流。如果 RTRICK 悬空则预充电电流等于恒
流电流。
CS
CS
CS
CS(引脚 13
13
13
13)
:锂离子或磷酸铁锂状态片选
输入端。CS 端高输入电平将使 TP5000 处于
锂离子电池充电 4.2V 关断电压状态。CS 端
悬空使 TP5000 处于磷酸铁锂 3.6V 关断电压
状态。低输入电平使 TP5000 处于停机状态。
CS 端可以被 TTL 或者 CMOS 电平驱动。
STDBY
STDBY
STDBY
STDBY(引脚 14
14
14
14)
:电池充电完成指示端。
当电池充电完成时 STDBY 被内部开关拉
到 低 电 平 , 表 示 充 电 完 成 。 除 此 之 外 ,
STDBY 管脚将处于高阻态。
CHRG
CHRG
CHRG
CHRG (引脚 15
15
15
15)充电中状态指示端。当
充电器向电池充电时, CHRG 管脚被内部
开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
CHRG 管脚处于高阻态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com