Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
6
6
6
6
工作原理
TP5000 是专门为单节 4.2V 锂离子/3.6V
磷酸铁锂电池而设计的开关型大电流充电
器芯片,利用芯片内部的功率晶体管对电池
进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以
用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可
达 2A,不需要另加防倒灌二极管。TP5000
包含两个漏极开路输出的状态指示输出端,
充电状态指示端 CHRG 和电池充满状态指
示输出端 STDBY 。芯片内部的功率管理电
路在芯片的结温超过 145℃时自动降低充电
电流,这个功能可以使用户最大限度的利用
芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而
损坏芯片或者外部元器件。
当输入电压大于芯片启动阈值电压和
芯 片 使 能 输 入 端 接 高 电 平 或 者 悬 空 时 ,
TP5000 开始对电池充电, CHRG 管脚输出
低电平,表示充电正在进行。如果锂离子电
池电压低于 2.9V(磷酸铁锂电池电压低于
2.5V)
,充电器用小电流对电池进行涓流预
充电(预充电电流通过外接电阻可调)。恒
流充电电流由 VS 管脚和 VBAT 管脚之间的
电阻确定。当锂离子电池电压接近 4.2V(磷
酸铁锂电池接近 3.6V)时,距离充电截止电
压约 50mV(根据不同的电路连接电阻与电
池内阻电压不同),充电电流逐渐减小,
TP5000 进入恒压充电模式。当充电电流减小
到截止电流时,充电周期结束, CHRG 端
输出高阻态, STDBY 端输出低电位。
当电池电压降到再充电阈值(锂离子电
池 4.05V,磷酸铁锂电池 3.45V)时,自动
开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电
压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保
电池端截止电压的精度在+-1%以内,满足了
锂离子电池和磷酸铁锂电池的充电要求。当
输入电压掉电或输入电压低于电池电压时,
充电器进入低功耗的停机模式,无需外接防
倒灌二极管,电池从芯片的漏电接近 4uA。
充电截止电压选择
TP5000 具有单节锂离子/磷酸铁锂电池
两种充电截止电压的选择。当 CS 端连接高
电位 VIN 时,为 4.2V 锂离子电池充电标准,
截止电压 4.2V。当 CS 端悬空,为磷酸铁锂
电池充电标准,截止电压 3.6V。当将 CS 端
接低电平 GND 时,充电器停止充电。
TP5000 的 CS 端的复合设计,可以通过
外部控制决定 TP5000 处于充电模式与停机
模式的切换。
4.2V 锂离子电池充电状态与停机模式的
切换。如图 4 所示,通过一个开漏输出端口
与 CS 端连接,
如果 NMOS 管栅极输入低电平,
N1 截止,此时 CS 端接高电平,则充电截止
电压为 4.2V,TP5000 为锂离子电池充电。
当 NMOS 管栅极输入高电平,N1 导通,此时
CS 端被下拉到 GND,TP5000 为停机模式。
图 4 受外部控制的 4.2V 锂离子电池充电状
态与停机状态的切换
3.6V 磷酸铁锂电池充电状态与停机状态
的切换。如图 5 所示,如果 NMOS 管栅极输
入低电平,N1 截止,此时 CS 端悬空,则充
电截止电压为 3.6V,TP5000 为磷酸铁锂电
池充电。当 NMOS 管栅极输入高电平,N1 导
通,CS 端被下拉到 GND,TP5000 为停机模式。
图 5 受外部控制的磷酸铁锂电池充电状态
与停机状态的切换



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com