Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8111 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8111
Description  No stroboscopic linear constant current LED driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8111 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8111 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TP8111
无频闪线性恒流 LED 驱动
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
若输入加电容,在整个 AC 周期内,LED 电流恒定,加电容工作时经整流滤波后电压和输入电流如下所示:
加电容应用时,LED 电流为恒定值,输出功率为 VLED×0.29V/RISET;不加电容工作时,输出功率为 LED 总电压与 LED
平均电流乘积,因为不加电容时 LED 交流导通,做到同样的功率,虽然平均电流与加电容时一样,但是导通时的瞬时电
流较大,约为平均电流的 2 倍,所以对 LED 灯珠要求较高,所以对于 TP8111 建议加电容使用,若不想加电容,最好选
择 TP8113;
输出电压确定
TP8111 是线性恒流 LED 驱动,应用时必须保证 LED 总电压低于输入电压,在 220V 交流输入时,建议输出 LED 电压在
220V~280V 之间,110V 交流输入时,建议输出 LED 电压在 90V~130V 之间。如果总电压大于输入整流后的电压,那
么 LED 将不亮,同时因为输入电压和 LED 总电压的差值全部被芯片吸收,所以总电压也不能太低,如果太低,导致芯片
上压降太大,在整个工作电压范围内芯片都工作在温度补偿模式,输出电流也达不到所设定电流值。综上所述,应根据实
际需要功率和实际输入电压情况,选择 LED 总电压。
调试时如果输入电压在整个输入范围内升高,功率升高较多,那么表明 LED 总电压有点偏高,可以适当降低 LED 电压;
如果输入电压在整个输入范围内升高,功率降低较多,那么表明 LED 总电压有点偏低,导致芯片承受电压较高而进入温
度补偿模式,可以适当增加 LED 电压,从而减小芯片所承受的电压。
工作效率
加电容应用时,在保证输入滤波电容足以使输出 LED 电流在一个 AC 周期内都不会下降的情况下,电路工作效率计算如
下:
IN
LED
IN
IN
LED
LED
IN
LED
V
V
I
V
I
V
P
P
VIN 是交流输入经整流滤波后的 DCBUS 电压,VLED 是输出 LED 的总电压。
若不加电容应用,输出功率为 LED 总电压与 LED 平均电流乘积,LED 平均电流由仪器测出,LED 总电压为半个 AC 周
期 LED 导通时段实际电流大小对应的 LED 电压,再测出输入功率,即可得到效率。
温度补偿
TP8111 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到 120℃,工作电流会随着芯片的温度升高而降低,
从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到 140℃时,工作电流减小为零,由于温度反馈控制, IC 工作温度最终会稳
定在 120℃~140℃之间的某个值。该功能保障高温时没有损坏 IC 的风险,延长器件使用寿命。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com