Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8111 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8111
Description  No stroboscopic linear constant current LED driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8111 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8111 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8111 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TP8111
无频闪线性恒流 LED 驱动
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
6
工作电流设定
加电容时,工作电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,关系如下式:
ISET
ISET
ISET
LED
R
V
R
V
I
29
.
0
这里 VISET 是 ISET 引脚的电压。
若不加电容,大概按照以下公式得到初始 RISET 电阻后,再根据实际测试功率对 RISET 电阻进行调试,直到达到需要的
输出电流与功率:
ISET
ISET
ISET
LED
R
V
R
V
I
2
29
.
0
2
应用建议
1、 为避免较高浪涌电压或短路情况发生,建议输入加保险丝以及压敏电阻;
2、 TP8111 单颗最大功率为 18W 左右,如果需要更大的功率,可以用两颗或多颗并联驱动。
3、 TP8111 的输出电压需根据输入电压来确定,所以不适合做宽电压应用,同样也不能使用填谷电路进行功率因数校正。
4、 交流 220V 输入条件下不同输出功率时 IC 与电容选择参考表:
输出 LED 功率
POUT≤12W
12W< POUT≤18W
18W< POUT≤24W
24W< POUT≤36W
封装形式
SOT89-3
TO252-3
SOT89-3
TO252-3
使用芯片并联个数
1
1
2
2
电容值
4.7uF~10uF
22uF
22uF
33uF
注:需要更大功率时可以使用 3 颗或以上 TP8111
典型应用方案
■ 10W 应用方案
参数
范围
输入电压
AC180V~265V
LED 电压
280V
LED 电流
36mA
输出功率
10W
效率
90% @220V
PF
0.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com