Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35117 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35117
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35117 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35117 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LP35117
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35117_CN_DS_Rev.1.1
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
串接 500Ω~1KΩ电阻加强 VCC 供电,效率比典型应用高
一些,如图 15
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
T
图 15
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片的带
载能力 100W~200W。说明:VOUT 与输出电容正端之间
串接 500Ω~1KΩ电阻的作用是防止 VOUT 与输出电容正
端连接走线过长,较强的干扰信号导致 VOUT 脚损伤。
情况 3:从变压器绕组取电(D1、R1、C1),加强 VCC 供
电,效率比典型应用高一些。
特别注意 VOUT 此种接法供电时,要注意 VOUT 电压范
围是 6.5V~40V,D1 用 1N4148,R1 根据实际需要选取适
当的阻值进行限流,C1 容量 2.2uF~10uF,耐压要大于
VOUT 承受的最大电压,如图 16
GND
VCC
DRV
D
VOUT
D1
R1
C1
DRAIN
T
图 16
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片的带
载能力 100W~200W。
情况 4:变压器增加辅助绕组取电(L1、D1、C1、R1),
加强 VCC 供电。效率比典型应用高一些
特别注意 VOUT 此种接法供电时,要注意 VOUT 电压范
围是 6.5V~40V,D1 用 1N4148,R1 根据实际需要选取适
当的阻值进行限流,C1 容量 2.2uF~10uF,耐压要大于
VOUT 承受的最大电压如图 17
GND
VCC
DRV
D
VOUT
R1
C1
DRAIN
T
D1
L1
图 17
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片的带
载能力 100W~200W。
以上多样化的 VCC 供电技术,可以保证 LP35117 在多种输
出电压条件时,VCC 供电脚都不会欠压。
备注:
1.
以上供电方式: MOS 管的 Ciss 越小,VDS 平台电压越
低,频率越小(建议频率小于 66KHz),芯片的温升效果越
好,即带载能力越强
2.
VOUT 脚任何应用下均不能悬空;
3.
同步整流放输出下端,VOUT 脚与系统输出 Vo 正端
连接时,Vo 输出电压必须>6.5V,否则会造成系统工作不
正常。这种接法适用于输出电压>6.5V 且固定的电源系统,
对于快充、PD 等输出电压会变化的电源系统不适用。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com