Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35117 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35117
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35117 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35117 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
LP35117
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35117_CN_DS_Rev.1.1
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片
关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,
导致同步整流管的异常开启, LP35117 采用专利
的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP35117 的漏极 D 与
GND 之间的电压迅速下降。 LP35117 通过检测 D
和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能准确
的判断同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较
大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的
关断;LP35117 采用专利的周期追踪技术以及设定
的整流管关断第一电压阈值和第二电压阈值,能
准确地判断同步整流管的关断。
可编程的死区时间设置
LP35117 的死区时间可以通过 T 脚位外接电阻灵
活设置。当 T 脚位悬空时,无死区时间;当 T 脚
位接电阻时,死区时间设置公式如下:
;
R≤150KΩ;
其中 T
Det 要设置的死区时间(单位 nS),R 为 T
脚位接的外部电阻(单位 KΩ)。
MOS 管的 DRAIN 与芯片的 D 脚之间电阻取值
MOS 管的 DRAIN 与芯片的 D 脚之间电阻取值:5
Ω~20Ω;增强系统可靠性。
保护功能
LP35117 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及
驱动脚去干扰等技术。
PCB 设计
在设计 LP35117 PCB 时,需要遵循以下指南:
主功率回路走线要短粗;
主功率回路不要包围芯片;
DRV 与功率管栅极的连线越短越好;
GND 与功率管源极的连线越短越好;
VCC 旁路电容紧靠芯片 VCC 管脚和 GND 管脚;
T 脚电阻紧靠芯片 T 脚和 GND 管脚;
D 引脚的铺铜面积适当大些以提高芯片散热。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com