Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35117 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35117
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35117 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35117 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35117 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
LP35117
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35117_CN_DS_Rev.1.1
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP35117 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制
芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正
激系统和反激系统。LP35117 支持 DCM,BCM,
QR 和 CCM 多种工作模式。
LP35117 采用专利的整流管开通技术和周期追踪技
术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误
动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延
迟造成的效率损失。
LP35117 采用专利的死区时间外置可编程技术,通
过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模式
下同步整流管关断的死区时间。
LP35117 采用多样化的 VCC 供电技术,
在不需要辅
助绕组供电的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种
输出电压条件时,芯片 VCC 供电脚都不会欠压。
LP35117 采用 SOP8 封装。
特点
隔离型的同步整流控制应用
适用正激和反激系统
兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式
控制芯片 200V 高耐压
专利的整流管开通技术和周期追踪技术
多样化 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
芯片启动前驱动脚防误导通
外围元器件少
SOP8 封装
应用
充电器和适配器的同步整流
正激控制器和反激控制器
典型应用
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
T
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
T
图 1 LP35117 反激典型应用图
图 2 LP35117 正激典型应用图
定购信息
定购型号
封装
包装形式
打印
LP35117
SOP8
盘装
4000 颗/盘
LP35117
XXXX
*XXXX:批号


Similar Part No. - LP35117

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP35112 LANDP-LP35112 Datasheet
525Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35115 LANDP-LP35115 Datasheet
587Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35116 LANDP-LP35116 Datasheet
735Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35116P LANDP-LP35116P Datasheet
710Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35116T LANDP-LP35116T Datasheet
642Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
More results

Similar Description - LP35117

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP10R045S LANDP-LP10R045S Datasheet
526Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP10R100C LANDP-LP10R100C Datasheet
531Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP10R100S LANDP-LP10R100S Datasheet
550Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP15R100T LANDP-LP15R100T Datasheet
501Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP20R045S LANDP-LP20R045S Datasheet
523Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP20R100S LANDP-LP20R100S Datasheet
535Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP20R100T LANDP-LP20R100T Datasheet
501Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP3510 LANDP-LP3510 Datasheet
561Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP3515 LANDP-LP3515 Datasheet
596Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP55135 LANDP-LP55135 Datasheet
726Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com