Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AW5015 Datasheet(PDF) 1 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

Part # AW5015
Description  Very Low Noise Submergence
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AWINIC [Shanghai awinic technology co.,ltd]
Direct Link  http://www.awinic.com.cn/index.php
Logo AWINIC - Shanghai awinic technology co.,ltd

AW5015 Datasheet(HTML) 1 Page - Shanghai awinic technology co.,ltd

  AW5015 Datasheet HTML 1Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 2Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 3Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 4Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 5Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 6Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 7Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 8Page - Shanghai awinic technology co.,ltd AW5015 Datasheet HTML 9Page - Shanghai awinic technology co.,ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
AW5015 产品手册
2016 年 4 月 V1.2
版权所有© 2016 上海艾为电子技术有限公司
第 1 页 共 23 页
极低噪声系数,应用于全球导航卫星系统的低噪声放大器
特性
采用专利的智能线性度增强技术(SLT)以
减轻射频环境干扰;
极低的噪声系数:0.60dB;
高功率增益:18.5dB;
高线性度 IIP3oob:+4.5dBm;
高输入 1dB 压缩点:-9.2dBm;
简单的 PCB 应用,只需一个外置的匹配电
感;
输出内部匹配到 50 欧姆;
工作电压:1.5V~3.6V;
工作频率:1550~1615MHz;
纤小的 1.1mmX0.9mmX 0.45mm DFN 6L
封装
3kV HBM 静电保护(包括 RFIN 和 RFOUT
引脚)
应用
手机、平板电脑、数码相机
个人导航设备、射频前端模组
完整的 GPS 芯片模组
防盗保护设备
描述
AW5015 是一款适用于 GPS,格洛纳斯,
伽利略和北斗等全球导航卫星系统(GNSS)
的低噪声放大器。在射频端口内置隔直电容,
所以输入端口无需另加电容,芯片可以尽量
靠近天线,减少了线路损耗。其外围元器件
简单,只需要一个外置输入匹配电感,节省占
板面积,是一款经济高效的解决方案。
AW5015 采用专利的智能线性度增强技
术(SLT),具有极低噪声系数,高线性度,
高增益等特性,可支持低至 1.5V,高至 3.6V
的供电电压。所有这些特性使得 AW5015 成
为 GNSS 低噪声放大器的最佳选择,极低的
噪声系数大大地改善了灵敏度,高线性度使
得系统能更好地抵抗带外干扰,并且降低了
前级的滤波要求,进而降低了 GNSS 接收机
的总成本。
AW5015 采用纤小的 1.1mm x 0.9 mm
x 0.45 mm DFN-6L 封装,额定的工作温度
范围为-40℃至 85℃。
引脚分布及标记图
Pin No.
Pin Name
1
2
3
4
5
6
GND
VCC
RFOUT
GNDRF
RFIN
EN
A---AW5015DNR;X---生产跟踪码
1
2
3
6
5
4
顶视图
1
2
3
6
5
4
底视图
图 1.
AW5015 引脚分布及标识图


Similar Part No. - AW5015

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shanghai awinic technol...
AW5017DNR AWINIC-AW5017DNR Datasheet
1Mb / 21P
IntermIttent Low Noise Amplifier
More results

Similar Description - AW5015

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elantec Semiconductor
EL2227C ELANTEC-EL2227C Datasheet
182Kb / 15P
Dual Very Low Noise Amplifier
logo
Texas Instruments
REF5040IDGK TI-REF5040IDGK Datasheet
1Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift Precision
logo
Analog Devices
AD8610 AD-AD8610_15 Datasheet
371Kb / 24P
Precision, Very Low Noise
Rev. F
AD8620 AD-AD8620_15 Datasheet
371Kb / 24P
Precision, Very Low Noise
Rev. F
AD8671 AD-AD8671_15 Datasheet
439Kb / 20P
Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8672 AD-AD8672_15 Datasheet
439Kb / 20P
Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8674 AD-AD8674_15 Datasheet
439Kb / 20P
Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
logo
ILSI America LLC
I428 ILSI-I428 Datasheet
134Kb / 2P
Very Low Phase Noise Option
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ALM-1322 AVAGO-ALM-1322 Datasheet
783Kb / 10P
Very Low noise figure
logo
Shanghai awinic technol...
AW5005 AWINIC-AW5005 Datasheet
1Mb / 23P
Very Low Noise Submergence
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com